Part Number Hot Search : 
CEM300 2101A UTR10 SF916 MAX873 1N4153 T88SC SC416
Product Description
Full Text Search
 

To Download HT203C Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  HT203C ???? pwm ?? ???? ac/dc ???? ac85v-265v ???? 12w ????? 18w ? ?????? bipolar ??????? HT203C ??????? ac/dc ? HT203C ? ???????? ???? ???? HT203C ?????????? ??????????? ??? cb ?? ??????? 700v ??? ????? HT203C ??????? ?????? ???????? ??? HT203C ??? dip-8l ??? ??????? ? 700v ????? ? ? ? ???? 0.25w ? ?? ? ???????? ??? ? ??????? ? ? ????k?? ? ? ? ????? 10 ? ? ? vcc ?? ? vcc ??? ? ??? 12w ??? 18w ? ? ac/dc ??? ? ?????? HT203C 1 of 13 4008-318-123 sales@twtysemi.com http://www.twtysemi.com product specification
?? c2 222,1kv/1206 d5 uf4007 a4 b4 b3 a3 a2 b2 b1 a1 1234 8765 HT203C r3 68k,1/2w d6 1n4007 c3 681j/50v c4 10nf/50v r4 0.75r/1w d7 mur460 l2 3.3uh r9 39k,1% ic2 tl431a r8 10k,1% cy1 222m y1 pc817 c r10 470r o b vc c gn d c t o c o c is f b ic3 port port 12v/1a t1 f1 1.5a/250v d1~d4 1n4007 l n c0 10uf/400v l1 3.3mh r0 4.7k1/2w c1 10uf/400v r1 1m,1/2w r2 1m,1/2w c5 47uf/16v c7 680uf/16v r6 2k c6 6.8nf/25v r7 1k c8 470uf/16v ei2 2 ic1 HT203C 12v1a ??? ?? dip-8 ? ?? ?? ? dip-8, pb-free HT203C HT203C HT203C 2 of 13 4008-318-123 sales@twtysemi.com http://www.twtysemi.com product specification
?? 1 ? 1 pcb layout ?? pin6 pin7 ?? 1mm ????? ?? 2 ? ? vcc 16 v ? vcc+0.3 v oc ?? -0.3?700 v ?? 800 ma ?? 1000 mw ?? 0---+125 ?? -55---+150 ? +260 10s ? 2 ???????? ? ? vcc 4.8 5.5 9.3 v ? -0.3 - vcc v ?? - - 550 v ?? - - 600 ma ? 650 680 920 pf ? 50 66 70 khz ? 0 - 100 ? ?? 1 ob ??? 2 vcc 3 gnd ?? 4 ct ?????? 5 fb 6 is ????? 7 8 oc ???? HT203C 3 of 13 4008-318-123 sales@twtysemi.com http://www.twtysemi.com product specification
?? 3 ? 3 2?? t=25 vcc=5.5-7.5v ct=680pf rs=1 ? ?? ?? ioc=1ma 700 - - v ??? ioc=600ma - - 1 v ? cl=1nf - - 75 ns ?? cl=1nf - - 75 ns ? 500 550 600 ma oe ?? oe=0.001-0.6a - 1.5 - v ? io=1ma 2.4 2.5 2.6 v ? vcc=5.5-9v - 2 20 mv ? io=0.1-1.2ma - - 3 % ?? - - 0.2 - mv/ ? f=10hz-10khz - - 50 uv ? t=85 1 1000h - 5 - mv ? ct=680pf 55 66 75 khz ?? vcc=5.5v-9.0v - - 1 % ??? ta = 0 - 8 5 - - 1 % - - 2.5 - v ? ct=680pf - 900 - ns 0.5 0.6 ma 24 k ? ?? vcc=5.5-9v 60 70 db ? ? 0.55 0.6 0.65 v ? rs=1 ? 0.55 0.6 0.65 a ?? 60 70 db ? 150 250 ns ? ?? 55 60 65 % ?? 3.5 % HT203C 4 of 13 4008-318-123 sales@twtysemi.com http://www.twtysemi.com product specification
? ? 1.6 2.4 3.2 ma ? 50 80 ua ? vcc=8v 3.0 ma ? 8.5 8.9 9.3 v ??? 3.7 4.0 4.4 v ? - 3.6 - v ? 9.4 9.8 10.2 v 1. vce ? vin=85v,io=0.5a vin=85v,io=1a vin=110v,io=0.5a vin=110v,io=1a vin=220v,io=0.5a vin=220v,io=1a vin=265v,io=0.5a vin=265v,io=1a HT203C 5 of 13 4008-318-123 sales@twtysemi.com http://www.twtysemi.com product specification
2. vin=85v,io=1a vin=265v,io=1a 3. ? vin=85v,io=1a vin=265v,io=1a 4. ? vin=85v,io=1a vin=265v,io=1a HT203C 6 of 13 4008-318-123 sales@twtysemi.com http://www.twtysemi.com product specification
5. ? vce vo vin=85v,io=1a vin=265v,io=1a 6. ? vce vin=85v,io=1a vin=265v,io=1a ??? HT203C 7 of 13 4008-318-123 sales@twtysemi.com http://www.twtysemi.com product specification
? ? ??? vr ?? fb ??? oe ?? vcc ob ? ?? ??? HT203C ? ?????? vcc ? 8.9v ?? ? ? vcc ?? 4.8~9.3v vr 2.5v ? fb ? osc1 ??? osc2 ??????^ fb 1.8v ? 1.2-1.8v ????? fb ??????? ????? ?? vcc 9.8v ? fb ? vcc ? 9.8v ????????? ? ob ??? oe ?? is ob ?? ob is ? is=0v ? ob ? 40ma ? ob is ? is ? 0.6v ? ob ? 120ma ? ob HT203C ?? is ? fb ??? ob ???? oe ? 1.5v ?????? ??????? ? fb ????????????? fb 1.8v ?? HT203C ??? 140 ?? HT203C ?? 150 2 HT203C ??????? ? ? ??? vcc 4.0v ??? osc1 osc2 ????? vcc ? 3.6v ? HT203C ?? ?? HT203C 8 of 13 4008-318-123 sales@twtysemi.com http://www.twtysemi.com product specification
???? ? ?? ob 0.5ma ? oc ? ? vcc ????? ct 680pf ?? vcc ? HT203C ?? ? ? vcc ?? vcc ? ? ? vcc ?? vcc ? ? ??? vcc ???? vcc ? ? ?? fb 1.0k ?? vcc ? ? / ? fb=2.5v ct=1.25v ct / ? fb ? fb=2.5v is=0v ? fb ? ??? HT203C ??? vcc ? ? oc ? fb=6v fb ?? oc ? ???? ob is ? is=0v ? ob ? 40ma ? ob is ? is ? 0.6v ? oe ? 120ma HT203C 9 of 13 4008-318-123 sales@twtysemi.com http://www.twtysemi.com product specification
ct ?????? ? 112 a ? ct ? ????? 2.5v ?? 1.95ma ct ?? ???????? ?? t=ct*25000(s) fs=1/t(hz) ???????? ???????? ?????????? 70khz ????? HT203C ct ? 680pf ?????? ? 66khz ? fb ?? fb ????? ??????????? ? fb ? 570a ? ? 24k ? ?? fb ? 1.8v ? ??? ?? 1.8v ?????? fb ??? ??? ??? cfb ????? 10-100nf ???????? 22nf ic ??????? ??? 140 ??? ???????? 150 ????? ??? ??? ??? ?? is=0v ? ob ?? 40ma is=0.6v ? ob ?? 120ma ? ???? ic ?? ?????? ob ???? oe ? 1.5v ? ? ic ????? ???? cb ??? ??? 700v ???? ????? ??? ic ???? vcc ? ? 8.9v ? ic ??? ?????? ????? ic ic ? ? vcc ??? ic ?? vcc ? 4.8-9.3v ? ? vcc ?? 4.0v ??? vcc ? ? 3.6v ? ic ? ic ? vcc ????? vcc ? 9.8v ? fb vcc 9.8v ??????? ????????? ????? ?????? vcc ? ??? ?? vcc ? ic ???? ??? ic ????? ??? fb ?? ??????? ????? ??????? ? mosfet ??? ron ???????? ????? ????? ??e?? HT203C ?????? ? 0.80a ? 65v ? 0.8a ?????? 12w ??? HT203C 10 of 13 4008-318-123 sales@twtysemi.com http://www.twtysemi.com product specification
??? ??????????? ??????? ic ? ??????? ?? ic pin7-8 ?? ??? pin7-8 ? pcb ?????? ? 85-265v ? 12w ? ?? 200mm ???? ? ? ? ? ? f1 fuse 250v,1.5a 1 ? r1,r2 1m 2 1206 r3 68k,1/2w 1 ? r4 0.75/1%,1w 1 ? r6 2k 1 0805 r7 1k 1 0805 r8 10k//390k,1% 2 0805 r9 39k,1% 1 0805 r10 470r 1 0805 r0 4.7k 1 1206 c0,c1 400v,10uf 2 ? c2 ? 1kv,2.2nf 1 ? c3 ? 680pf 1 0805 c4 ? 10nf 1 0805 c5 16v,47uf 1 ? c6 ? 6.8nf 1 0805 c7 16v,680uf 1 ? c8 16v,470uf 1 ? d1~d4 1n4007 4 ? d5 uf4007 1 ? d6 1n4007 1 ? d7 mur460 1 ? t1 ? ei22 1 ?? ic1 pwm HT203C 1 dip8 ic2 ? tl431a 1 to92 ic3 pc817c 1 dip4 l1 ? 3.3mh 1 ? l2 ? 3.3uh,2a 1 ? HT203C 11 of 13 4008-318-123 sales@twtysemi.com http://www.twtysemi.com product specification
????? 4 core & bobbin winding wire gauge(mm) turns ei22 w1 0.27*1 46 w2 0.45*2 15 w3 0.27*1 46 w4 0.18*1 9 ? 4: n1(w1+w3) inductance=1.2mh ? 5 6 ic dip ?? jc 1 ???????????????????????????????????..25 /w ja 2 ???????????????????????????????????..75 /w ? 5 . ? pin7,8 ? 6 .pin7,8 ? 2 ???? , ?? 200mm 2 HT203C 12 of 13 4008-318-123 sales@twtysemi.com http://www.twtysemi.com product specification
?? ? a 5.334 0.210 a1 0.381 0.015 a2 3.175 3.302 3.429 0.125 0.130 0.135 b 1.524 0.060 b1 0.457 0.018 d 9.017 9.271 10.160 0.355 0.365 0.400 e 7.620 0.300 e1 6.223 6.350 6.477 0.245 0.250 0.255 e 2.540 0.100 l 2.921 3.302 3.810 0.115 0.130 0.150 eb 8.509 9.017 9.525 0.335 0.355 0.375 ? 0 ? 7 ? 15 ? 0 ? 7 ? 15 ? HT203C 13 of 13 4008-318-123 sales@twtysemi.com http://www.twtysemi.com product specification


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of HT203C

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X